công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC620HEOA713 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC620HEOA713
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V, Dual Trip Point Temperature Sensors
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC620HEOA713 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button TC620HEOA713 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC620HEOA713 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
TC620/TC621
DS20001439E-page 8
 2001-2015 Microchip Technology Inc.
FIGURE 4-3:
Heating and Cooling Application.
TC620
1
2
3
4
8
7
6
5
TC4469
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
High
Temp.
Warning
Heating/Cooling
Equipment
1k
1k
Low
Temp.
Warning
4.5V to 18V
High
Temp.
Low
Temp.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com