| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS83840 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS83840 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Integrated Circuit Systems |
|
2 / 8 page ![]() 83840AH www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. A DECEMBER 22, 2003 2 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS83840 DDR SDRAM MUX TABLE 1. PIN DESCRIPTIONS r e b m u Ne m a Ne p y Tn o i t p i r c s e D 2 B , 1 AV D D r e w o P. s n i p y l p p u s e v i t i s o P 7 K , 2 K , 0 1 G , 2 D , 0 1 B , 4 BD N Gr e w o P. d n u o r g y l p p u s r e w o P 1 C , 3 Ac nd e s u n U. t c e n n o c o N 3 B , 2 C , 1 B , 2 A0 S n , 3 S n , 2 S n , 1 S nt r o P. s n i p t c e l e S , 0 1 F , 2 F , 0 1 C , 9 B , 6 B 9 K , 6 K , 3 K , 0 1 J , 2 J , 3 P H , 9 P H , 2 P H , 1 P H , 0 P H 5 P H , 6 P H , 7 P H , 4 P H , 8 P H t r o P. s t r o p t s o H 5 B , 7 A , 6 A , 5 A0 P D 0 , 0 P D 3 , 0 P D 2 , 0 P D 1t r o P. s t r o p M M I D 8 B , 7 B , 0 1 A , 9 A1 P D 1 , 1 P D 0 , 1 P D 3 , 1 P D 2t r o P. s t r o p M M I D 0 1 D , 1 1 C , 1 1 B , 1 1 A2 P D 3 , 2 P D 2 , 2 P D 1 , 2 P D 0t r o P. s t r o p M M I D 1 1 G , 1 1 F , 1 1 E , 0 1 E3 P D 3 , 3 P D 2 , 3 P D 1 , 3 P D Ot r o P. s t r o p M M I D 1 1 K , 0 1 K , 1 1 J , 0 1 H4 P D 2 , 4 P D 3 , 4 P D 1 , 4 P D 0t r o P. s t r o p M M I D 1 1 L , 0 1 L , 9 L , 8 K5 P D 0 , 5 P D 1 , 5 P D 2 , 5 P D 3t r o P. s t r o p M M I D 7 L , 6 L , 5 L , 5 K6 P D 0 , 6 P D 1 , 6 P D 2 , 6 P D 3t r o P. s t r o p M M I D 3 L , 2 L , 1 L , 4 K7 P D 1 , 7 P D 2 , 7 P D 3 , 7 P D 0t r o P. s t r o p M M I D 1 K , 1 J , 2 H , 2 G8 P D 0 , 8 P D 1 , 8 P D 2 , 8 P D 3t r o P. s t r o p M M I D 1 G , 1 F , 2 E , 1 E9 P D 0 , 9 P D 1 , 9 P D 3 , 9 P D 2t r o P. s t r o p M M I D TABLE 2. PIN CHARACTERISTICS TABLE 3. FUNCTION TABLE t u p n I l o r t n o C n o i t c n u F x S n Lt r o P M M I D = t r o P t s o H H d e t c e n n o c s i D = t r o P t s o H 0 0 4 = t r o P M M I D Ω D N G o t l o b m y Sr e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U C N I e c n a t i c a p a C t u p n Ix S nV I V r o V 0 = D D 5F p C N O e c n a t i c a p a C n o l e n n a h Cx P HV N I V 5 . 1 =2 1F p . d e t s e t n o i t c u d o r p t o n s i e c n a t i c a p a C . V 3 e g a t l o v s a i b a d n a z H M 0 1 t a d e r u s a e m e r a s e u l a v e c n a t i c a p a C : E T O N |