công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BDX33D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện BDX33D
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

BDX33D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  BDX33D Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BDX33D Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website: www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
1
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
BDX33D
DESCRIPTION
·
Collector-Emitter Sustaining Voltage-
: VCEO(SUS)= 120V(Min)
·
High DC Current Gain
: hFE= 750(Min) @IC= 3A
·
Low Collector Saturation Voltage
: VCE(sat)= 2.5V(Max.)@ IC= 3A
·
Complement to Type BDX34D
APPLICATIONS
·
Designed for general purpose amplifier and low speed
switching applications.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
120
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
120
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current-Continuous
10
A
ICM
Collector Current-Peak
15
A
IB
Base Current-Continuous
0.25
A
PC
Collector Power Dissipation
@ TC=25℃
70
W
TJ
Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-65~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
1.78
℃
/W


Số phần tương tự - BDX33D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Innovations Ltd
BDX33D POINN-BDX33D Datasheet
128Kb / 7P
NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BDX33D BOURNS-BDX33D Datasheet
112Kb / 6P
NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
TRANSYS Electronics Lim...
BDX33D TEL-BDX33D Datasheet
100Kb / 3P
NPN/PNP PLASTIC POWER TRANSISTORS
logo
Micro Commercial Compon...
BDX33D MCC-BDX33D Datasheet
875Kb / 4P
NPN Silicon Power Darlingtons
logo
Continental Device Indi...
BDX33D CDIL-BDX33D Datasheet
188Kb / 4P
NPN/PNP PLASTIC POWER TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - BDX33D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD560 ISC-2SD560 Datasheet
141Kb / 3P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
TIP130 ISC-TIP130 Datasheet
105Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
MJ11020 ISC-MJ11020 Datasheet
81Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
MJ11012 ISC-MJ11012 Datasheet
51Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
MJ11016 ISC-MJ11016 Datasheet
51Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
MJ11032 ISC-MJ11032 Datasheet
51Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD1027 ISC-2SD1027 Datasheet
103Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD1126 ISC-2SD1126 Datasheet
249Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD1190 ISC-2SD1190 Datasheet
250Kb / 2P
isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com