công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

229LBA025M2DF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

tên linh kiện 229LBA025M2DF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiple case sizes - High voltage ??High Current
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ILLINOISCAPACITOR [Illinois Capacitor, Inc.]
Trang chủ  http://www.illinoiscapacitor.com
Logo ILLINOISCAPACITOR - Illinois Capacitor, Inc.

229LBA025M2DF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

  229LBA025M2DF Datasheet HTML 1Page - Illinois Capacitor, Inc. 229LBA025M2DF Datasheet HTML 2Page - Illinois Capacitor, Inc. 229LBA025M2DF Datasheet HTML 3Page - Illinois Capacitor, Inc. 229LBA025M2DF Datasheet HTML 4Page - Illinois Capacitor, Inc. 229LBA025M2DF Datasheet HTML 5Page - Illinois Capacitor, Inc. 229LBA025M2DF Datasheet HTML 6Page - Illinois Capacitor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Lead style options
Code 2 (Standard)
Diameter 20 to 40 mm
Code Z
Diameter 20 to 40 mm
Code P
Diameter 22 to 35 mm
Code D
Diameter 30 to 40 mm
Code 9
Diameter 25 to 35 mm
Code T
Diameter 25 to 35 mm
Code 4
Diameter 35 to 45 mm
Code 4S (straight leads)
Diameter 35 to 45 mm
Code 5
Diameter 40 to 50 mm
Code G
D
35
40
50
63
76
P
14
14
18
25
25
Diameter 35 to 76 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6