công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

tên linh kiện MSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small size ??Self Healing ??Low Cost
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ILLINOISCAPACITOR [Illinois Capacitor, Inc.]
Trang chủ  http://www.illinoiscapacitor.com
Logo ILLINOISCAPACITOR - Illinois Capacitor, Inc.

MSR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

  MSR Datasheet HTML 1Page - Illinois Capacitor, Inc. MSR Datasheet HTML 2Page - Illinois Capacitor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MSR
Metallized Polyester Epoxy
Dipped Radial lead
Capacitance
(µF)
WVDC
IC PART NUMBER
dv/dt
(v/µ sec.)
Dims LxHxT (mm)
S (MM)
d (MM)
0.01
400
103MSR400K
160
10.5x9x5.5
7.5
0.6
0.01
630
103MSR630K
200
13x10x6
10
0.6
0.01
1000
103MSR102K
80
14x11.5x7
10
0.6
0.015
250
153MSR250K
110
10.5x9.5x5.5
7.5
0.6
0.015
400
153MSR400K
160
10.5x9.5x5.5
7.5
0.6
0.015
630
153MSR630K
200
13x10.5x6.5
10
0.6
0.015
1000
153MSR102K
80
14x11.5x8
10
0.6
0.022
250
223MSR250K
110
10.5x9.5x5.5
7.5
0.6
0.022
400
223MSR400K
160
13x9.5x6
10
0.6
0.022
630
223MSR630K
200
13x12.5x7.5
10
0.6
0.022
1000
223MSR102K
40
19x12.5x8.5
15
0.8
0.033
250
333MSR250K
110
10.5x9.5x6
7.5
0.6
0.033
400
333MSR400K
160
13x10.5x6.5
10
0.6
0.033
630
333MSR630K
90
18.5x12x6.5
15
0.8
0.033
1000
333MSR102K
40
19.5x14x9.5
15
0.8
0.047
100
473MSR100K
35
10.5x9.5x6
7.5
0.6
0.047
250
473MSR250K
110
12.5x9x5
10
0.6
0.047
400
473MSR400K
160
13x11x7
10
0.6
0.047
630
473MSR630K
90
18x12.5x7.5
15
0.6
0.047
1000
473MSR102K
33
27x14x9
22.5
0.8
0.068
100
683MSR100K
35
10.5x9.5x6
7.5
0.6
0.068
250
683MSR250K
110
12.5x10x5
10
0.6
0.068
400
683MSR400K
65
17.5x10x5.5
15
0.8
0.068
630
683MSR630K
90
18.5x14x8.5
15
0.8
0.068
1000
683MSR102K
33
27x15x10
22.5
0.8
0.1
100
104MSR100K
30
12.5x8.5x5.5
10
0.6
0.1
250
104MSR250K
110
13x10x6.5
10
0.6
0.1
400
104MSR400K
65
18.5x12x7
15
0.8
0.1
630
104MSR630K
90
18.5x15.5x10
15
0.8
0.1
1000
104MSR102K
33
27x16.5x11.5
22.5
0.8
0.15
100
154MSR100K
30
13x9x5.5
10
0.6
0.15
250
154MSR250K
110
13x13x7
10
0.6
Capacitance
(µF)
WVDC
IC PART NUMBER
dv/dt
(v/µ sec.)
Dims LxHxT (mm)
S (MM)
d (MM)
0.15
400
154MSR400K
65
18.5x13.5x8
15
0.8
0.15
630
154MSR630K
35
22.5x16.5x9.5
20
0.8
0.22
100
224MSR100K
30
13x10x6.5
10
0.6
0.22
250
224MSR250K
45
18x11.5x6
15
0.8
0.22
400
224MSR400K
30
22.5x14.5x8
20
0.8
0.22
630
224MSR630K
35
22.5x19x11.5
20
0.8
0.22
1000
224MSR102K
20
32.5x22.5x14.5
27.5
0.8
0.33
100
334MSR100K
20
17.5x10x5.5
15
0.8
0.33
250
334MSR250K
45
18.5x12x7
15
0.8
0.33
400
334MSR400K
30
22.5x15x9
20
0.8
0.33
630
334MSR630K
30
32x19x12
27.5
0.8
0.33
1000
334MSR102K
20
32.5x25.5x16
27.5
0.8
0.47
100
474MSR100K
20
18x11x7
15
0.6
0.47
250
474MSR250K
20
22.5x12.5x7.5
20
0.8
0.47
400
474MSR400K
30
23.5x19x10.5
20
0.8
0.47
630
474MSR630K
30
32x22x13.5
27.5
0.8
0.47
1000
474MSR102K
20
32.5x26.5x18.5
27.5
0.8
0.68
100
684MSR100K
20
18.5x12.5x7.5
15
0.6
0.68
250
684MSR250K
20
22.5x13.5x8.5
20
0.8
0.68
400
684MSR400K
25
32x19x12
27.5
0.8
0.68
630
684MSR630K
30
33x24.5x14
27.5
0.8
1
100
105MSR100K
20
18.5x13.5x8.5
15
0.8
1
250
105MSR250K
20
22.5x15x10
20
0.8
1
400
105MSR400K
25
30.5x21x12.5
27.5
0.8
1.5
100
155MSR100K
10
22.5x14.5x8
20
0.8
1.5
250
155MSR250K
15
30x17.5x9.5
27.5
0.8
2.2
100
225MSR100K
10
22.5x16.5x10
20
0.8
2.2
250
225MSR250K
15
30.5x22x12
27.5
0.8
3.3
100
335MSR100K
10
22.5x20x12
20
0.8
4.7
100
475MSR100K
5
30x20.5x11
27.5
0.8
6.8
100
685MSR100K
5
32x23.5x14.5
27.5
0.8
10
100
106MSR100K
5
32x28.5x17.5
27.5
0.8



Html Pages

1 2