công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

tên linh kiện MMR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small size - High voltage - General purpose
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ILLINOISCAPACITOR [Illinois Capacitor, Inc.]
Trang chủ  http://www.illinoiscapacitor.com
Logo ILLINOISCAPACITOR - Illinois Capacitor, Inc.

MMR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

  MMR Datasheet HTML 1Page - Illinois Capacitor, Inc. MMR Datasheet HTML 2Page - Illinois Capacitor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MMR
Small Size Epoxy Dipped
Metallized Polyester Radial
lead
Capacitance
(µF)
WVDC
IC PART NUMBER
dv/dt
(v/µ sec.)
Dims LxHxT (mm)
S (MM)
d (MM)
0.01
250
103MMR250K
80
10.3x7.4x4.3
7.5
0.6
0.01
400
103MMR400K
190
10.3x7.4x4.3
7.5
0.6
0.01
630
103MMR630K
200
12x7.5x4.5
10
0.6
0.015
250
153MMR250K
80
10.3x7.5x4.4
7.5
0.6
0.015
400
153MMR400K
190
10.3x7.5x4.4
7.5
0.6
0.015
630
153MMR630K
200
12x8.2x5
10
0.6
0.022
250
223MMR250K
80
10.3x7.5x4.4
7.5
0.6
0.022
400
223MMR400K
190
10.3x7.9x4.8
7.5
0.6
0.022
630
223MMR630K
200
12x10.5x5.3
10
0.6
0.033
250
333MMR250K
80
10.3x7.5x4.5
7.5
0.6
0.033
400
333MMR400K
190
10.3x9x6
7.5
0.6
0.033
630
333MMR630K
200
12x11.9x6
10
0.6
0.047
250
473MMR250K
80
10.3x7.5x4.5
7.5
0.6
0.047
400
473MMR400K
160
12x8.3x5
10
0.6
0.047
630
473MMR630K
200
12x13.5x6.5
10
0.6
0.068
250
683MMR250K
80
10.3x7.5x4.5
7.5
0.6
0.068
400
683MMR400K
160
12x10.5x5.4
10
0.6
0.068
630
683MMR630K
90
18.5x11x5.8
15
0.8
0.1
250
104MMR250K
80
10.3x8.4x5.8
7.5
0.6
0.1
400
104MMR400K
160
12x12x6.3
10
0.6
0.1
630
104MMR630K
90
18.5x14x6.3
15
0.8
0.15
100
154MMR100K
35
10.3x7.5x4.5
7.5
0.6
0.15
250
154MMR250K
80
10.3x10.8x6
7.5
0.6
0.15
400
154MMR400K
65
18.5x12.4x5
15
0.8
0.15
630
154MMR630K
90
18.5x15.4x7.5
15
0.8
0.22
100
224MMR100K
35
10.3x8x5
7.5
0.6
0.22
250
224MMR250K
110
12x10.5x5.5
10
0.6
0.22
400
224MMR400K
65
18.5x13x5.9
15
0.8
0.22
630
224MMR630K
90
18.5x16.5x9
15
0.8
0.33
100
334MMR100K
35
10.3x10.7x6
7.5
0.6
0.33
250
334MMR250K
110
12x12x6.5
10
0.6
0.33
400
334MMR400K
65
18.5x14.9x7
15
0.8
Capacitance
(µF)
WVDC
IC PART NUMBER
dv/dt
(v/µ sec.)
Dims LxHxT (mm)
S (MM)
d (MM)
0.33
630
334MMR630K
35
26x17x7.8
22.5
0.8
0.47
250
474MMR250K
45
18.5x12.5x5.3
15
0.8
0.47
400
474MMR400K
65
18.5x17x7.8
15
0.8
0.47
630
474MMR630K
35
26x18.5x9.3
22.5
0.8
0.68
100
684MMR100K
0
12x13x6
10
0.6
0.68
250
684MMR250K
45
18.5x13.5x6
15
0.8
0.68
400
684MMR400K
30
26x16.5x7
22.5
0.8
0.68
630
684MMR630K
35
26x21x11.5
22.5
0.8
1
100
105MMR100K
30
12x14x6.7
10
0.6
1
250
105MMR250K
45
18.5x15x7.4
15
0.8
1
400
105MMR400K
30
26x18x8.5
22.5
0.8
1
630
105MMR630K
30
31x21.9x12.5
27.5
0.8
1.5
100
155MMR100K
20
18.5x13.4x6
15
0.8
1.5
250
155MMR250K
45
18.5x16.8x9
15
0.8
1.5
400
155MMR400K
25
31x19x9.5
27.5
0.8
1.5
630
155MMR630K
30
31x24.7x15.3
27.5
0.8
2.2
100
225MMR100K
20
18.5x15x7
15
0.8
2.2
250
225MMR250K
20
26x16.3x8.5
22.5
0.8
2.2
400
225MMR400K
25
31x22x11
27.5
0.8
2.2
630
225MMR630K
30
31x29x19.5
27.5
0.8
3.3
100
335MMR100K
20
18.5x16.5x8.5
15
0.8
3.3
250
335MMR250K
20
26x18x10.3
22.5
0.8
4.7
100
475MMR100K
10
26x17x7.5
22.5
0.8
4.7
250
475MMR250K
20
26x21.5x12
22.5
0.8
5.6
100
565MMR100K
10
26x18.5x8.3
22.5
0.8
5.6
250
565MMR250K
15
31x22x11.8
27.5
0.8
6.8
100
685MMR100K
10
26x18.5x9
22.5
0.8
6.8
250
685MMR250K
15
31x22.4x13
27.5
0.8
8.2
100
825MMR100K
10
26x21x10
22.5
0.8
8.2
250
825MMR250K
15
31x24.5x14.3
27.5
0.8
10
100
106MMR100K
10
26x21x11.5
22.5
0.8
10
250
106MMR250K
15
31x25.8x15.9
27.5
0.8



Html Pages

1 2