công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TVP7002IPZPR bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TVP7002IPZPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIPLE 8-/10-BIT 165-/110-MSPS VIDEO AND GRAPHICS DIGITIZER WITH HORIZONTAL PLL
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TVP7002IPZPR bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Texas Instruments

Back Button TVP7002IPZPR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TVP7002IPZPR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 58 page
background image
1 nF
0.1 µF
0.1 µF
4.7 nF
75 W
75 W
75 W
2.2 k
× 2
W
2.2 k
× 3
W
G/Y
B/Pb
R/Pr
HSYNC
VSYNC
5 V/3.3 V
GIN_1
BIN_1
RIN_1
HSYNC_A
VSYNC_A
RESETB
1.5 kW
G[9:0]
B[9:0]
R[9:0]
DATACLK
FIDOUT
VSOUT
HSOUT
TVP7002
0.1 µF
0.1 µF
SOGOUT
VSOUT
HSOUT
SOGOUT
1 nF
PLL Loop Filter
330 W
3.3 V
TVP7002
SLES206C – MAY 2007 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
APPLICATION INFORMATION
NOTE: System level ESD protection is not shown in this application circuit but is highly recommended on the RGB and
H/VSYNC inputs.
Figure 8. TVP7002 Application Example
52
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TVP7002



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com