công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317AMDT bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM317AMDT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Adjustable Regulator
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM317AMDT bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM317AMDT Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 19Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 20Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 21Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 22Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 23Page - National Semiconductor (TI) LM317AMDT Datasheet HTML 24Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 25 page
background image
Typical Applications (Continued)
Adjustable 4A Regulator
00906328
Current Limited 6V Charger
00906329
*Sets peak current (0.6A for 1
Ω)
**The 1000µF is recommended to filter out input transients
Digitally Selected Outputs
00906302
*Sets maximum VOUT
www.national.com
20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com