| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC1200 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1200 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments |
|
13 / 60 page ![]() MSC1200 13 SBAS289E www.ti.com TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.) AVDD = +5V, DVDD = +5V, fOSC = 8MHz, PGA = 1, fMOD = 15.625kHz, Bipolar, Buffer ON, and VREF ≡ (REF IN+) – (REF IN–) = +2.5V, unless otherwise specified. IO LF MODE vs TEMPERATURE Temperature ( °C) −40 25 85 14 13 12 11 10 2.7V 5.25V 3.3V 4.75V AV DD = DVDD IO HF MODE vs FREQUENCY Temperature ( °C) −40 25 85 28 27 26 25 24 23 4.75V 5.25V AV DD = DVDD |