công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C566C-RFE-CU0W0BB1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cree, Inc

tên linh kiện C566C-RFE-CU0W0BB1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cree Screen Master 5-mm Oval LED
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

C566C-RFE-CU0W0BB1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cree, Inc

  C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc C566C-RFE-CU0W0BB1 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Copyright © 2010 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree, the Cree logo and XLamp are registered trademarks
of Cree, Inc.
3
Copyright © 2014 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree and the Cree logo are registered trademarks of Cree, Inc.
3
Cree 5-mm Oval LED
C566C-RFF/GFF/BFF/AFF
C566C-RFE/GFE/BFE/AFE
• Tolerance of measurement of luminous intensity is ±15%
• Tolerance of measurement of dominant wavelength is ±1 nm
Red
Bin Code
Min.(nm)
Max.(nm)
RB
619
624
Green
Bin Code
Min.(nm)
Max.(nm)
G7
520
525
G8
525
530
G9
530
535
Blue
Bin Code
Min.(nm)
Max.(nm)
B3
460
465
B4
465
470
B5
470
475
Red
Bin Code
Min.(mcd)
Max.(mcd)
U0
1520
2130
V0
2130
3000
W0
3000
4180
Amber
Bin Code
Min.(mcd)
Max.(mcd)
U0
1520
2130
V0
2130
3000
W0
3000
4180
Green
Bin Code
Min.(mcd)
Max.(mcd)
X0
4180
5860
Y0
5860
8200
Z0
8200
12000
Blue
Bin Code
Min.(mcd)
Max.(mcd)
T0
1100
1520
U0
1520
2130
V0
2130
3000
Amber
Bin Code
Min.
(nm)
Max.
(nm)
A2
584
587
A3
587
590
A4
590
593
A5
593
596
INTENSITY BIN LIMIT (I
F = 20 mA)
COLOR BIN LIMIT (I
F = 20 mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com