công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR10150CL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mospec Semiconductor

tên linh kiện MBR10150CL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

MBR10150CL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mospec Semiconductor

  MBR10150CL Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor MBR10150CL Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MBR10150CL
FIG-1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG-2 TYPICAL FORWARD CHARACTERISITICS
CASE TEMPERATURE (℃)
FORWARD VOLTAGE (Volts)
FIG-3 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
FIG-4 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE (Volts)
REVERSE VOLTAGE (Volts)
FIG-5 PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
TJ=25℃
TJ=125℃
TJ=75℃
TJ=75℃
TJ=25℃
TJ=125℃
NJ-A



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com