| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DP7119 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Copal Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP7119 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Copal Electronics |
|
11 / 12 page ![]() DP7110, DP7118, DP7119, DP7123, DP7124, DP7125 11 Table 4. ORDERING INFORMATION Device Orderable Part Number Resistor [k ] Pin Package Parts Per Reel DP7110 DP7110SDI 10-GT3 10 SC70 6 3,000 DP7110TBI 10 T3 (Note 6) 10 SOT23 6 3,000 DP7110TBI 10-GT3 10 SOT23 6 3,000 DP7110SDI 50-GT3 50 SC70 6 3,000 DP7110TBI 50 T3 (Note 6) 50 SOT23 6 3,000 DP7110TBI 50-GT3 50 SOT23 6 3,000 DP7110SDI 00-GT3 100 SC70 6 3,000 DP7110TBI 00 T3 (Note 6) 100 SOT23 6 3,000 DP7110TBI 00-GT3 100 SOT23 6 3,000 DP7118 DP7118SDI 10-GT3 10 SC70 5 3,000 DP7118TBI 10 T3 (Note 6) 10 SOT23 5 3,000 DP7118TBI 10-GT3 10 SOT23 5 3,000 DP7118SDI 50-GT3 50 SC70 5 3,000 DP7118TBI 50 T3 (Note 6) 50 SOT23 5 3,000 DP7118TBI 50-GT3 50 SOT23 5 3,000 DP7118SDI 00-GT3 100 SC70 5 3,000 DP7118TBI 00 T3 (Note 6) 100 SOT23 5 3,000 DP7118TBI 00-GT3 100 SOT23 5 3,000 DP7119 DP7119SDI 10-GT3 10 SC70 6 3,000 DP7119TBI 10 T3 (Note 6) 10 SOT23 6 3,000 DP7119TBI 10-GT3 10 SOT23 6 3,000 DP7119SDI 50-GT3 50 SC70 6 3,000 DP7119TBI 50 T3 (Note 6) 50 SOT23 6 3,000 DP7119TBI 50-GT3 50 SOT23 6 3,000 DP7119SDI 00-GT3 100 SC70 6 3,000 DP7119TBI 00 T3 (Note 6) 100 SOT23 6 3,000 DP7119TBI 00-GT3 100 SOT23 6 3,000 DP7123 DP7123TBI 10 T3 (Note 6) 10 SOT23 5 3,000 DP7123TBI 10-GT3 10 SOT23 5 3,000 DP7123TBI 50 T3 (Note 6) 50 SOT23 5 3,000 DP7123TBI 50-GT3 (Note 6) 50 SOT23 5 3,000 DP7123TBI 00 T3 (Note 6) 100 SOT23 5 3,000 DP7123TBI 00-GT3 (Note 6) 100 SOT23 5 3,000 DP7124 DP7124TBI 10 T3 (Note 6) 10 SOT23 6 3,000 DP7124TBI 10-GT3 (Note 6) 10 SOT23 6 3,000 DP7124TBI 50 T3 (Note 6) 50 SOT23 6 3,000 DP7124TBI 50-GT3 50 SOT23 6 3,000 DP7124TBI 00 T3 (Note 6) 100 SOT23 6 3,000 DP7124TBI 00-GT3 (Note 6) 100 SOT23 6 3,000 DP7125 DP7125TBI 10 T3 (Note 6) 10 SOT23 6 3,000 DP7125TBI 10-GT3 10 SOT23 6 3,000 DP7125TBI 50 T3 (Note 6) 50 SOT23 6 3,000 DP7125TBI 50-GT3 (Note 6) 50 SOT23 6 3,000 DP7125TBI 00 T3 (Note 6) 100 SOT23 6 3,000 DP7125TBI 00-GT3 (Note 6) 100 SOT23 6 3,000 6. Contact factory for availability. 7. For DP7123, DP7124, DP7125 now being developed, please contact factory. (Note 7) (Note 7) (Note 7) |