| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS8761 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8761 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Integrated Circuit Systems |
|
15 / 15 page ![]() 8761CY www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. C SEPTEMBER 7, 2004 15 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS8761 LOW VOLTAGE, LOW SKEW, PCI / PCI-X CLOCK GENERATOR T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e De t a D A1 T2 . n o i t p i r c s e d t e s e R r e t s a M d e s i v e r , e l b a T n o i t p i r c s e D n i P 2 0 / 5 1 / 8 A 1 T D 4 T , B 4 T 2 8 , 6 a f o d a e t s n i P U - L L U P a t a d e l e b a l e b d l u o h s 3 4 n i p , e l b a T n o i t p i r c s e D n i P . N W O D - L L U P I e h t n i - e l b a t s c i t s i r e t c a r a h C C D S O M C V L H I I d n a L I s a w 0 L E S _ V I D B F , s w o r . w o r " p u ll u p " e h t o t d e d d a s a w d n a w o r " n w o d ll u p " e h t m o r f d e t e l e d 2 0 / 5 0 / 1 1 B D 3 T B 5 T , A 5 T 1 4 9 , 7 , z H M 3 . 3 8 1 o t z H M 0 0 2 m o r f y c n e u q e r f t u p t u o . x a m d e g n a h c , n o i t c e s s e r u t a e F . z H M 6 . 1 9 o t z H M 0 0 1 m o r f y c n e u q e r f t u p n i K L C _ F E R . x a m d n a d n a n m u l o c e g n a R y c n e u q e r F e c n e r e f e R d e s i v e r - e l b a T n o i t c n u F l o r t n o C . e g n a h c y c n e u q e r f t u p t u o e h t t c e l f e r o t s n m u l o c y c n e u q e r F o t . x a m z H M 0 0 2 m o r f y c n e u q e r F t u p t u O d e g n a h c - s e l b a t s c i t s i r e t c a r a h C C A . x a m z H M 3 . 3 8 1 2 0 / 6 0 / 1 1 B 1 T B 5 T , A 5 T 2 9 , 7 0 1 1 1 . n o i t p i r c s e d l a t s y r c d e s i v e r , e l b a T n o i t p i r c s e D n i P o t t n e m e r u s a e m r e t t i J d o i r e P d e g n a h c - s e l b a t s c i t s i r e t c a r a h C C A . 8 E T O N d e d d a d n a S M R , r e t t i J d o i r e P . n o i t a m r o f n i l a t s y r C d e d d A . n o i t c e S n o i t a m r o f n I n o i t a c il p p A e h t n i e l p m a x E c i t a m e h c S d e d d A 3 0 / 0 2 / 1 B 1 T C 4 T , A 4 T 2 7 , 5 0 1 0 1 . n o i t p i r c s e d R M d e s i v e r - e l b a T n o i t p i r c s e D n i P " e g a t l o V y l p p u S e r o C " d a e r o t r e t e m a r a p D D V d e g n a h c - s e l b a T y l p p u S r e w o P . " e g a t l o V y l p p u S e v i t i s o P " m o r f . n o i t c e s e c a f r e t n I t u p n I l a t s y r C d e t e l e D . m a r g a i d e l p m a x E c i t a m e h c S d e t a d p U 3 0 / 5 2 / 3 C D 3 T A 4 T B 5 T & A 5 T 1 4 5 8 & 6 . ) w o l e b e e s ( s c i t s i r e t c a r a h C C A V 3 . 3 A 5 T t c e l f e r o t s e r u t a e F d e t a d p U . s n m u l o c y c n e u q e r F d n a e g n a R y c n e u q e r F . f e R d e t s u j d A I d e g n a h C D D I , A m 5 7 1 o t A m 0 5 1 m o r f . x a m A D D d n a , A m 5 5 o t A m 0 5 m o r f . x a m I O D D . A m 5 2 o t A m 0 3 3 m o r f . x a m f d e g n a h C X A M . x a m z H M 7 6 . 6 6 1 o t . x a m z H M 3 . 3 8 1 m o r f . x a m s p 7 1 o t . x a m s p 0 2 m o r f ) r e p ( t ij t S M R d e g n a h C 3 0 / 0 1 / 4 C 1 0 1 4 1 . t e ll u b e e r F - d a e L d e d d a - n o i t c e S s e r u t a e F . n o i t c e S l a t s y r C d e d d A . r e b m u N t r a P d e l a e n n A / e e r F - d a e L d e d d a - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 4 0 / 2 / 8 C4 1. r e b m u N t r a P e e r F - d a e L d e d d a - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 4 0 / 7 / 8 |