công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CFS-0800MA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Copal Electronics

tên linh kiện CFS-0800MA
Giải thích chi tiết về linh kiện  SLIDE SWITCHES (FULL PITCH)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COPAL [Copal Electronics]
Trang chủ  http://www.nidec-copal-electronics.com/e
Logo COPAL - Copal Electronics

CFS-0800MA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Copal Electronics

  CFS-0800MA Datasheet HTML 1Page - Copal Electronics CFS-0800MA Datasheet HTML 2Page - Copal Electronics CFS-0800MA Datasheet HTML 3Page - Copal Electronics CFS-0800MA Datasheet HTML 4Page - Copal Electronics CFS-0800MA Datasheet HTML 5Page - Copal Electronics CFS-0800MA Datasheet HTML 6Page - Copal Electronics CFS-0800MA Datasheet HTML 7Page - Copal Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
CFS
SLIDE SWITCHES (FULL PITCH)
■ PACKAGING SPECIFICATIONS
Maximum number of consecutive missing pieces = 2
Leader length and reel dimension are shown in the
diagrams below:
<Taping packaging specifications>
O Taping version is packaged in 1000 pcs. (Flat knob) or
800 pcs. (Convex knob) per reel. Orders will be
accepted for units of 1000 or 800 pcs., i.e., 1000, 2000,
3000 pcs., or 800, 1600, 2400 pcs., etc.
O Taping version is boxed with 1 reel.
O Embossed tape dimensions
O Reel dimensions
(Unit: mm)
(Conforms to JIS C 0806-3)
(In accordance with EIAJ ET-7200A)
40 mm min.
20 pitches min.
400 mm min.
Direction of feed
End
Head
Empty
Filled
Empty
21
±0.8
13
±0.2
2
±0.5
A
W1
W2
φ
φ
No. of bits
A
W1
W2
N
Flat knob
1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8
9, 10
25.4
± 1
29.4
± 1
φ 330 ± 2
33.4
± 1
37.4
± 1
φ 80 ± 1
45.4
± 1
49.4
± 1
No. of bits
A
W1
W2
N
Convex knob
1, 2, 3, 4, 5, 6
7
8, 9, 10
25.4
± 1
29.4
± 1
φ 330 ± 2
33.4
± 1
37.4
± 1
φ 80 ± 1
45.4
± 1
49.4
± 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com