công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSC8205G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - MORE Semiconductor Company Limited

tên linh kiện MSC8205G
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V(D-S) Dual N-Channel Enhancement Mode Power MOS FET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MORESEMI [MORE Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.moresemi.com/
Logo MORESEMI - MORE Semiconductor Company Limited

MSC8205G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - MORE Semiconductor Company Limited

  MSC8205G Datasheet HTML 1Page - MORE Semiconductor Company Limited MSC8205G Datasheet HTML 2Page - MORE Semiconductor Company Limited MSC8205G Datasheet HTML 3Page - MORE Semiconductor Company Limited MSC8205G Datasheet HTML 4Page - MORE Semiconductor Company Limited MSC8205G Datasheet HTML 5Page - MORE Semiconductor Company Limited MSC8205G Datasheet HTML 6Page - MORE Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
TSSOP-8 Package Information
Dimensions In Millimeters
Symbol
Min
Max
D
2.900
3.100
E
4.300
4.500
b
0.190
0.300
c
0.090
0.200
E1
6.250
6.550
A
1.100
A2
0.800
1.000
A1
0.020
0.150
e
0.65(BSC)
L
0.500
0.700
H
0.25(TYP)
Θ
MORE Semiconductor Company Limited
http://www.moresemi.com
6/6
MSC8205G



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com