công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UCD3138RHAR bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UCD3138RHAR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Highly Integrated Digital Controller for Isolated Power
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UCD3138RHAR bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Texas Instruments

Back Button UCD3138RHAR Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments UCD3138RHAR Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 89 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(1.14)
TYP
(2.74) TYP
(2.74)
TYP
0.05 MIN
ALL SIDES
0.05 MAX
ALL AROUND
40X (0.24)
40X (0.6)
( 0.2) TYP
VIA
( 4.15)
(R0.05) TYP
(5.8)
36X (0.5)
4X ( 0.32)
(5.8)
(0.685)
TYP
(1.14)
TYP
(0.685)
TYP
(0.25) TYP
VQFN - 1 mm max height
RJA0040A
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4222901/A 05/2016
SYMM
1
10
11
20
21
30
31
40
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:12X
41
A1
A2
A4
A3
NOTES: (continued)
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK DETAILS
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com