công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBA02040C5GC100 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBA02040C5GC100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Professional Thin Film Leaded Resistors
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBA02040C5GC100 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Vishay Siliconix

Back Button MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 14Page - Vishay Siliconix MBA02040C5GC100 Datasheet HTML 15Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207, MBE/SMA 0414 - Professional
www.vishay.com
Vishay Beyschlag
Revision: 02-Nov-15
12
Document Number: 28766
For technical questions, contact: filmresistorsleaded@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Notes
(1) ± (0.4 %
R + 0.05 Ω) for MBE/SMA 0414
(2) ± (0.8 %
R + 0.05 Ω) for MBE/SMA 0414
(3) ± (0.2 %
R + 0.05 Ω) for MBE/SMA 0414
(4) ± (0.4 %
R + 0.05 Ω) for MBE/SMA 0414
4.24
78 (Cab)
Damp heat,
steady state
(40 ± 2) °C; 56 days;
(93 ± 3) % RH
± (0.5 % 
R + 0.05 Ω)± (1 % R + 0.05 Ω)± 2 % R
4.25.1
-
Endurance
at 70 °C:
power
operation mode
U =
or
U = Umax.;
1.5 h on; 0.5 h off
70 °C; 1000 h
± (0.5 % 
R + 0.05 Ω) (1)
± 0.5 % 
R
70 °C; 8000 h
± (1 % 
R + 0.05 Ω) (2)
± 1 % 
R
-
Endurance
at 70 °C:
standard
operation mode
U =
or
U = Umax.;
1.5 h on; 0.5 h off
70 °C; 1000 h
± (0.25 % 
R + 0.05 Ω) (3)
± 0.25 % 
R
70 °C; 8000 h
± (0.5 % 
R + 0.05 Ω) (4)
± 0.5 % 
R
4.25.3
-
Endurance
at 125 °C
and 155 °C
125 °C; 1000 h
± (0.25 % 
R + 0.05 Ω) ± (0.5 % R + 0.05 Ω)± 1 % R
155 °C; 1000 h
± (0.5 % 
R + 0.05 Ω)± (1 % R + 0.05 Ω)± 2 % R
4.29
45 (XA)
Component
solvent
resistance
Isopropyl alcohol (used in
industrial application)
+23 °C; toothbrush method
Marking legible; no visible damage
4.40
-
Electrostatic
discharge
(human body
model)
IEC 61340-3-1;
3 pos. + 3 neg.
MBA/SMA 0204: 2 kV
MBB/SMA 0207: 4 kV
MBE/SMA 0414: 6 kV
± (0.5 % 
R + 0.05 Ω)
TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS
IEC
60115-1
CLAUSE
IEC
60068-2
TEST
METHOD
TEST
PROCEDURE
REQUIREMENTS PERMISSIBLE CHANGE
(
ΔR max.)
Stability for product types:
STABILITY
CLASS 0.5
STABILITY
CLASS 1
STABILITY
CLASS 2
MBA/SMA 0204
1
Ω to 332 kΩ
0.22
Ω to < 1 Ω
> 332 k
Ω
MBB/SMA 0207
1
Ω to 1 MΩ
0.22
Ω to < 1 Ω
> 1 M
Ω
MBE/SMA 0414
1
Ω to 2.4 MΩ
0.22
Ω to < 1 Ω
> 2.4 M
Ω
P
70 x R
P
70 x R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com