công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAM2841GR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện PAM2841GR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A SW CURRENT, 40V PRECISION WLED DRIVER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

PAM2841GR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  PAM2841GR Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated PAM2841GR Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
PAM2841
Document number: DSxxxxx Rev. 1 - 5
2 of 16
www.diodes.com
September 2013
© Diodes Incorporated
PAM2841
A Product Line of
Diodes Incorporated
Typical Applications Circuit (cont.)
Pin Descriptions
Pin
Number
Pin
Name
Function
1
PGND
Power Ground
2
VIN
Input Voltage
3
ENA
Chip Enable, Active High
4
Comp
Compensation Node
5
GND
Chip Ground
6
FB
Feedback
7
OVP
Over Voltage
8
SW
Drain of Main Switch
Functional Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com