công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD3USB3S bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PESD3USB3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD protection for differential data lines
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PESD3USB3S bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button PESD3USB3S Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors PESD3USB3S Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 19 page
background image
PESDXUSB3S_SER
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2016. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 26 April 2016
12 of 19
NXP Semiconductors
PESDxUSB3S series
ESD protection for differential data lines
Fig 16. Package outline WLCSP10
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
PESD2USB3S
pesd2usb3s_po
Unit
mm
max
nom
min
0.60
0.38
1.62
1.52
1.22
A
Dimensions (mm are the original dimensions)
WLCSP10: wafer level chip-size package; 10 bumps (4-2-4)
PESD2USB3S
A1
b
0.31
DE
e
e1
e2
0.80
0.57
0.37
1.57
1.17
0.40
0.40
e3
0.80
0.26
0.54
0.36
1.12
0.21
0
1 mm
scale
15-12-11
detail X
A
A1
X
A
B
C
E
D
e2
e1
B2
B1
bump A1
index area
bump A1
index area
e
b
4
3
e3
2
1
1/2 e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com