| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST16C580CP40 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST16C580CP40 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Exar Corporation |
|
38 / 41 page ![]() ST16C580 38 Rev. 1.20 Transmit ready timing in FIFO mode STOP BIT PARITY BIT DATA BITS (5-8) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 5 DATA BITS 6 DATA BITS 7 DATA BITS START BIT TX -IOW IOW D0-D7 -TXRDY BYTE #16 T28d T27d X550-TX-3 FIFO Full Active |