công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIDA16B-S05 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vitec Power

tên linh kiện SIDA16B-S05
Giải thích chi tiết về linh kiện  15W Desktop Power Supply For Industrial Equipment
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

SIDA16B-S05 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vitec Power

  SIDA16B-S05 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power SIDA16B-S05 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Conditions
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operating Temperature
-20
40
70
°C
Storage Temperature
-40
85
°C
Relative Humidity
5
95
%
Operation temperature at 25°C, calculated per MIL-HDBK-217F
100
KHrs
Derate linearly from 100% load at 40°C to 50% load at 70°C
Approvals and Compliance
Parameter
Test Conditions
Min.
Unit
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to secondary
Primary to secondary
4242
VDC
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to Ground
Primary to ground
2121
VDC
Isolation Resistance
Test Voltage = 500VDC
50
MΩ
EMI requirements for CISPR-22
Vin=220VAC
B
CLASS
EMI requirements for FCC PART-15
Vin=110VAC
B
CLASS
Mechanical
Note:
1.
Dimensions are shown in mm & inch
2.
Weight: 165gs approx.
3.
(Exclude the input cord)
4.
Optional output connector.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com