| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCF8831 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF8831 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - NXP Semiconductors |
|
22 / 28 page ![]() 2002 Aug 14 22 Philips Semiconductors Preliminary specification STN RGB - 160 output row driver PCF8831 handbook, full pagewidth MGW638 x y 0, 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pad 163 circle 2 R159 2.238 mm 12.66 mm Dummy bump Alignment mark pad 186 RCLK RP FI SVM ROWRES1 ROWRES2 R1F SW1 SW2 T1 T2 T3 T4 T5 VSS VDD VM VMH VH VL pad 243 pad 272 pad 1 pad 162 R79 R80 R0 circle 1 Fig.13 Bonding pad location. Circles 1 and 2 are alignment marks (see Fig.12). |