| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP747AR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP747AR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices |
|
13 / 16 page ![]() REV. C OP777/OP727/OP747 –13– 8-Lead MSOP (RM-8) 0.011 (0.28) 0.003 (0.08) 0.028 (0.71) 0.016 (0.41) 33 27 0.120 (3.05) 0.112 (2.84) 85 4 1 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) 0.199 (5.05) 0.187 (4.75) PIN 1 0.0256 (0.65) BSC 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.018 (0.46) 0.008 (0.20) 0.043 (1.09) 0.037 (0.94) 0.120 (3.05) 0.112 (2.84) 8-Lead SOIC (R-8) 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 0 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) 45 85 4 1 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 8-Lead TSSOP (RU-8) 8 5 4 1 0.256 (6.50) 0.246 (6.25) 0.177 (4.50) 0.169 (4.30) PIN 1 0.0256 (0.65) BSC 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 0 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). |