công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTD2955 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NTD2955
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTD2955 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  NTD2955 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NTD2955 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NTD2955 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NTD2955 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NTD2955 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NTD2955 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NTD2955 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NTD2955 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
NTD2955
http://onsemi.com
4
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
Figure 7. Capacitance Variation
Figure 8. Gate−To−Source and Drain−To−Source
Voltage versus Total Charge
Figure 9. Resistive Switching Time
Variation versus Gate Resistance
RG, GATE RESISTANCE (W)
1
10
100
VDD = −30 V
ID = −12 A
VGS = −10 V
TJ = 25°C
tf
td(off)
0
QT, TOTAL GATE CHARGE (nC)
246
8
ID = 12 A
TJ = 25°C
VGS
1000
100
10
1
15
10
0
2.5
5
60
50
40
30
0
VDS
14
QT
QGS
QGD
16
10
12
td(on)
tr
12.5
7.5
20
0
0.25
0.75
1.75
−VSD, SOURCE−TO−DRAIN VOLTAGE (V)
VGS = 0 V
TJ = 25°C
0
10
15
5
0.5
1
1.25
1.5
10
10
0
10
15
25
GATE−TO−SOURCE OR DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
−VGS
−VDS
TJ = 25°C
VDS = 0 V
VGS = 0 V
1000
800
600
400
200
0
20
Ciss
Coss
Crss
55
Ciss
Crss
1200
Figure 10. Diode Forward Voltage versus Current
Figure 11. Maximum Rated Forward Biased
Safe Operating Area
−VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = −15 V
SINGLE PULSE
TC = 25°C
dc
100 ms
1 ms
10 ms
RDS(on) LIMIT
THERMAL LIMIT
PACKAGE LIMIT
Figure 12. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com