công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4435 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

tên linh kiện 4435
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

4435 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

  4435 Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 4435 Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 4435 Datasheet HTML 3Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 4435 Datasheet HTML 4Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 4435 Datasheet HTML 5Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SPECIFICATIONS (TJ = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = −250 mA
−1
−2.2
V
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = "20 V
"100
nA
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = −24 V, VGS = 0 V
−100
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
On-State Drain Currenta
ID(on)
VDS = −5 V, VGS = −10 V
−40
A
Drain Source On State Resistancea
rDS( )
VGS = −10 V, ID = −8.0 A
0.015
0.020
W
Drain-Source On-State Resistancea
rDS(on)
VGS = −4.5 V, ID = −5.0 A
0.025
0.030
W
Forward Transconductancea
gfs
VDS = −10 V, ID = −9.1 A
24
S
Diode Forward Voltagea
VSD
IS = −3.0 A, VGS = 0 V
−0.8
−1.28
V
Dynamicb
Total Gate Charge
Qg
33
70
Gate-Source Charge
Qgs
VDS = −15 V, VGS = −10 V, ID = −9.1 A
5.8
nC
Gate-Drain Charge
Qgd
8.6
Turn-On Delay Time
td(on)
10
15
Rise Time
tr
VDD = −15 V, RL = 15 W
15
25
Turn-Off Delay Time
td(off)
VDD = −15 V, RL = 15 W
ID ^ −1 A, VGEN = −10 V, RG = 6 W
110
170
ns
Fall Time
tf
70
110
Source-Drain Reverse Recovery Time
trr
IF = −2.1 A, di/dt = 100 A/ms
60
90
nA
Page:P5-P2



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com