| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M68AF031AL55MS1F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M68AF031AL55MS1F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics |
|
1 / 22 page ![]() 1/22 November 2004 M68AF031A 256 Kbit (32K x 8) 5.0V Asynchronous SRAM FEATURES SUMMARY ■ SUPPLY VOLTAGE: 4.5 to 5.5V ■ 32K x 8 bits SRAM with OUTPUT ENABLE ■ EQUAL CYCLE and ACCESS TIME: 55, 70ns ■ LOW STANDBY CURRENT ■ LOW VCC DATA RETENTION: 2V ■ TRI-STATE COMMON I/O ■ AUTOMATIC POWER DOWN ■ PACKAGES – SO28, PDIP28, TSOP28 Standard and Reverse Pinout. – TSOP28 Standard Available in Lead-Free Version Figure 1. Packages 28 1 PDIP28 (B) SO28 (MS) TSOP28 (NS) 8 x 13.4 mm (Reverse) TSOP28 (N) 8 x 13.4mm |
Số phần tương tự - M68AF031AL55MS1F |
|
Mô tả tương tự - M68AF031AL55MS1F |