công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8248CVR bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MPC8248CVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8272 PowerQUICC II Family Hardware Specifications
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MPC8248CVR bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Motorola, Inc

Back Button MPC8248CVR Datasheet HTML 46Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 47Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 48Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 49Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 50Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 51Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 52Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 53Page - Motorola, Inc MPC8248CVR Datasheet HTML 54Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 56 page
background image
50
MPC8272 PowerQUICC II™ Family Hardware Specifications
MOTOROLA
PRELIMINARY—SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
Pinout
Pinout
I/O power
B4, F3, J2, N4, AD1, AD5, AE8,
AC13, AD18, AB24, AB26, W23,
R25, M25, F25, C25, C22, B17,
B12, B8, E6, F6, H6, L5, L6, P6,
T6, U6, V5, Y5, AA6, AA8, AA10,
AA11, AA14, AA16, AA17, AB19,
AB20, W21, U21, T21, P21, N21,
M22, J22, H21, F21, F19, F17,
E16, F14, E13, E12, F10, E10, E9
Core Power
F5, K5, M5, AA5, AB7, AA13,
AA19, AA21, Y22, AC25, U22,
R22, L21, H22, E22, E20, E15,
F13, F11, F8, L3, V4, W3, AC11,
AD11, AB15, U25, T24, J24, H25,
F23, B19, D17, C17, D10, C10
Ground
E19, E2, K1, Y2, AE1, AE4, AD9,
AC14, AE17, AC19, AE25, V24,
P26, M26, G26, E26, B21, C12,
C11, C8, A8, B18, A18, A2, B1, B2,
A5, C5, D4, D6, G2, L4, P1, R1,
R4, AC4, AE7, AC23, Y25, N24,
J23, A23, D23, D20, E18, A13,
A16, K10, K11, K12, K13, K14,
K15, K16, K17, L10, L11, L12, L13,
L14, L15, L16, L17, M10, M11,
M12, M13, M14, M15, M16, M17,
N10, N11, N12, N13, N14, N15,
N16, N17, P10, P11, P12, P13,
P14, P15, P16, P17, R10,
R11,R12, R13, R14, R15, R16,
R17, T10, T11, T12, T13, T14, T15,
T16, T17, U10, U11, U12, U13,
U14, U15, U16, U17
1 Must be tied to ground.
2 Should be tied to VDDH via a 2K
Ω external pull-up resistor.
3 The default configuration of the CPM pins (PA[8–31], PB[18–31], PC[0–1,4–29], PD[7–25, 29–31]) is input.To prevent
excessive DC current, it is recommended either to pull unused pins to GND or VDDH, or to configure them as outputs.
4 This pin is not connected. It should be left floating.
5 Must be pulled down or left floating
Table 19. Pinout (continued)
Pin Name
Ball
MPC8272/MPC8248 and
MPC8271/MPC8247
MPC8272/MPC8271 only
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com