| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GS8342T08 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - GSI Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GS8342T08 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - GSI Technology |
|
12 / 35 page ![]() x18 Byte Write Enable (BWn) Truth Table BW0 BW1 D0–D8 D9–D17 1 1 Don’t Care Don’t Care 0 1 Data In Don’t Care 1 0 Don’t Care Data In 0 0 Data In Data In x8 Nybble Write Enable (NWn) Truth Table NW0 NW1 D0–D3 D4–D7 1 1 Don’t Care Don’t Care 0 1 Data In Don’t Care 1 0 Don’t Care Data In 0 0 Data In Data In GS8342T08/09/18/36BD-400/350/333/300/250 Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.02 6/2012 12/35 © 2011, GSI Technology |