| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT46R64 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R64 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
45 / 47 page ![]() Package Information 56-pin SSOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 395 ¾ 420 B 291 ¾ 299 C8 ¾ 12 C ¢ 720 ¾ 730 D89 ¾ 99 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G25 ¾ 35 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 8 ° HT46R64/HT46C64 Rev. 1.40 45 September 21, 2004 5 6 1 A 2 9 2 8 B C D F C ' H a E G |