| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT6P20X bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6P20X bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
7 / 13 page ![]() Package Information 8-pin DIP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 355 ¾ 375 B 240 ¾ 260 C 125 ¾ 135 D 125 ¾ 145 E16 ¾ 20 F50 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 295 ¾ 315 I 335 ¾ 375 a 0 °¾ 15 ° HT6P20X Series Rev. 1.40 7 June 20, 2003 a 8 5 4 1 A B C D E . G H I |