công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM7343P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Analog Power

tên linh kiện AM7343P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM7343P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Analog Power

  AM7343P Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM7343P Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM7343P Datasheet HTML 3Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
AM7343P
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM7343_A
1
These miniature surface mount MOSFETs utilize a
high cell density trench process to provide low
rDS(on) and to ensure minimal power loss and heat
dissipation. Typical applications are DC-DC
converters and power management in portable and
battery-powered products such as computers,
printers, cellular and cordless telephones.
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
•
Low rDS(on) provides higher efficiency and
extends battery life
•
Low thermal impedance copper leadframe
DFN3x3-8PP saves board space
•
Fast switching speed
•
High performance trench technology
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.
b.
Pulse width limited by maximum junction temperature
VDS (V)
rDS(on) m( )
ID (A)
12 @ VGS = -10V
-14
18 @ VGS = -4.5V
-12
PRODUCT SUMMARY
-40
Symbol Maximum Units
VDS
-40
VGS
±20
TA=25
o
C
-14
TA=70
o
C
-12
IDM
±50
IS
-2.1
A
TA=25
o
C
3.5
TA=70
o
C
2.0
TJ, Tstg
-55 to 150
o
C
Operating Junction and Storage Temperature Range
W
Continuous Source Current (Diode Conduction)
a
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25
oC UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Pulsed Drain Current
b
V
Gate-Source Voltage
Drain-Source Voltage
Continuous Drain Current
a
ID
A
Power Dissipation
a
PD
S
S
S
G
1
2
3
4
DFN3x3-8PP
Top View
D
D
D
D
8
7
6
5
S
D
G
P-Channel MOSFET
Symbol
Maximum
Units
t <=10 sec
35
o
C/W
Steady State
81
o
C/W
THERMALRESISTANCERATINGS
Parameter
MaximumJunction-to-Ambient
a
RθJA


Số phần tương tự - AM7343P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM7340N ANALOGPOWER-AM7340N Datasheet
79Kb / 3P
N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM7341P ANALOGPOWER-AM7341P Datasheet
78Kb / 3P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM7343P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SUD50P04-40P VISHAY-SUD50P04-40P Datasheet
143Kb / 7P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
21-Jan-08
logo
Analog Power
AM40P04-20DE ANALOGPOWER-AM40P04-20DE Datasheet
241Kb / 5P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90P04-03P ANALOGPOWER-AM90P04-03P Datasheet
60Kb / 2P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4401DY-T1 VISHAY-SI4401DY-T1 Datasheet
250Kb / 8P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
02-Mar-09
SI2319CDS VISHAY-SI2319CDS_15 Datasheet
226Kb / 11P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
31-May-10
logo
Analog Power
AM3949P ANALOGPOWER-AM3949P Datasheet
184Kb / 3P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7611DN VISHAY-SI7611DN Datasheet
578Kb / 13P
P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
21-Apr-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SPP9527WS8RGB VBSEMI-SPP9527WS8RGB Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
SSG4841P VBSEMI-SSG4841P Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
SSM9563GM VBSEMI-SSM9563GM Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com