công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RU4Y bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

tên linh kiện RU4Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Trang chủ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

RU4Y bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

  RU4Y Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea RU4Y Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
AMBIENT TEMPERATURE,
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
RU4Y(Z)---RU4YX(Z)
FIG.1 -- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC
SET TIMEBASEFOR 10/20 ns/cm
FIG.2 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.3 -- FORWARD DERATING CURVE
NOTES:1.RISE TIME = 7ns MAX.INPUT IMPEDANCE =1M . 22pF. JJJJ
2.RISE TIME =10ns MAX.SOURCE IMPEDANCE=50
.
FIG.4 -- PEAK FORWARD SURGE CURRENT
FIG.5--TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
PULSE
GENERATOR
(NOTE2)
D.U.T.
1
NONIN-
DUCTIVE
50
N 1.
10
N1.
OSCILLOSCOPE
(NOTE 1)
(+)
25VDC
(approx)
(-)
(-)
(-)
-1 .0A
1c m
-0.25A
0
t rr
+0.5A
SinglePhase
Half Wave60Hz
Resistiveor
InductiveLoad
RU4,RU4A,RU4B
0
1.0
2.0
25
0
50
3.0
4.0
RU4Y,RU4Z
75
100
150
125
RU4C
RU4YX
0
0.01
0.04
0.1
1.0
10
100
0.2
0.4 0.6 0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8 2
TJ=25
Pulse W idth=300
µS
RU4YX
RU4C
RU4B
RU4,RU4A
RU4Y,RU4Z
1
5
10
0
50
80
20
10
100
30
40
50
60
70
90
RU4YX
RU4,RU4A,
RU4B,RU4C
RU4Y,RU4Z
TJ=25
8.3ms Single Half
Sine-Wave
     TJ=25
10
20
100
200
0.1 0.2
0.4
1
2
4
10
40
100
20
50
70
RU4A,RU4B,
RU4C,RU4YX
RU4Y,RU4Z,RU4
Diode Semiconductor Korea
www.diode.kr



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com