| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS61002 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS61002 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Semtech Corporation |
|
9 / 11 page ![]() DIMENSIONS DIM MILLIMETERS MIN NOM MAX A 0.80 - 1.00 A1 0.00 - 0.05 A2 (0.20) b 0.18 0.25 0.30 D 4.90 5.00 5.10 D1 3.00 3.15 3.25 E 4.90 5.00 5.10 E1 3.00 3.15 3.25 e 0.50 BSC L 0.45 0.55 0.65 N 28 aaa 0.08 bbb 0.10 NOTES: 1. CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (ANGLES IN DEGREES). 2. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED PAD AS WELL AS THE TERMINALS. D E A B C PIN1 INDICATOR (LASER MARK) A A1 A2 SEATING PLANE aaa C D1 E1 D/2 bxN E/2 LxN 1 2 N e bbb C A B |