| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCF88332DA bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF88332DA bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - NXP Semiconductors |
|
46 / 112 page ![]() 2003 Feb 14 46 Philips Semiconductors Objective specification STN RGB - 132 × 132 × 3 driver PCF8833 Table 47 Parameters of VLCD SYMBOL VALUE UNIT b 0.04 V a 3.6 V handbook, full pagewidth MGU932 8 7 6 5 4 3 2 1 0 VOP[8:0] VPR[8:0] VLCD a b MMVOPCAL[5:0] VCON[6:0] Fig.23 Setting of VOP. handbook, full pagewidth MGU933 00 01 02 a VLCD VOP 03 04 05 410DEC 06 . . . programming range (05H to 19AH) b Fig.24 VLCD programming range of the PCF8833. |