công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA2128UA/1K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA2128UA/1K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, Low Power INSTRUMENTATION AMPLIFIER
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA2128UA/1K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button INA2128UA/1K Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments INA2128UA/1K Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
INA2128
6
SBOS035A
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (Continued)
At TA = +25°C, VS = ±15V, unless otherwise noted.
MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
30
25
20
15
10
5
0
1k
10k
100k
1M
G = 1
G = 10, 100
G = 1000
SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT
vs TEMPERATURE
16
14
12
10
8
6
4
2
0
–75
–50
–25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
–I
SC
+I
SC
OUTPUT VOLTAGE SWING
vs POWER SUPPLY VOLTAGE
V+
(V+)–0.4
(V+)–0.8
(V+)–1.2
(V–)+1.2
(V–)+0.8
(V–)+0.4
V–
0
5
10
15
20
Power Supply Voltage (V)
+25°C +85°C
–40°C
+25°C
–40°C
+85°C
R
L = 10kΩ
+85°C
–40°C
INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE
2
1
0
–1
–2
–75
–50
–25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
I
OS
I
B
Typical I
B and IOS
Range ±2nA at 25°C
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
vs FREQUENCY
Frequency (Hz)
100
1k
10k
1
0.1
0.01
0.001
100k
V
O = 1Vrms
G = 1
R
L = 10kΩ
G = 10V/V
R
L = 100kΩ
G = 100, R
L = 100kΩ
G = 1, R
L = 100kΩ
500kHz Measurement
Bandwidth
Dashed Portion
is noise limited.
OUTPUT VOLTAGE SWING
vs OUTPUT CURRENT
(V+)
(V+)–0.4
(V+)–0.8
(V+)–1.2
(V–)+1.2
(V–)+0.8
(V–)+0.4
V–
01234
Output Current (mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com