| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP5730A/KG/MP1T bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Zarlink Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP5730A/KG/MP1T bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Zarlink Semiconductor Inc |
|
8 / 12 page ![]() 8 SP5730 Datasheet Table 9 - Component values for Figure 6 C22 C23 C24 LED 1 LED 2 R1 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 S1 T1 VCO X1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 Component 18pF 2·2nF 68pF 1nF 1nF 10nF 100nF 4·7 µF 100nF 100pF 1nF 100pF 100pF 4·7nF 100pF 4·7 µF 10nF 39pF 100pF 1nF 1nF Value/type Component 100pF 4·7 µF 1nF HLMPK-150 HLMPK-150 4·7k Ω 4·7k Ω 4·7k Ω 4·7k Ω 13·3k Ω 22k Ω 1k Ω 0 Ω 16 Ω 16 Ω 16 Ω 68 Ω SW DIP-2 BCW31 POS_900 4MHz Value/type |