| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LBS2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Formosa MS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LBS2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Formosa MS |
|
4 / 7 page ![]() Pinning information Simplified outline Symbol Marking Type number Marking code LBS05 ABS05 LBS1 ABS1 LBS2 ABS2 LBS4 ABS4 LBS6 ABS6 LBS8 ABS8 LBS10 ABS10 Page 4 Formosa MS http://www.formosams.com/ TEL:886-2-22696661 FAX:886-2-22696141 Document ID Issued Date Revised Date Revision Page. Suggested solder pad layout Dimensions in inches and (millimeters) B 0.024 (0.60)MIN A 0.031 (0.80)MIN C 0.157(4.00)REF PACKAGE LMBS B D C A D 0.244 (6.20)MAX LBS05 THRU LBS10 Example Marking code ABS8 DS-241172 2011/07/25 2012/04/05 B 7 1. For Halogen Device 1st line: Marking code ABS8 ― 2nd line: 2. For Halogen-free Device indicate Halogen-Free. ― SMD Bridge Rectifier |