công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W005 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

tên linh kiện W005
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Trang chủ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

W005 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

  W005 Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea W005 Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0.4
0.6
0.8
1.0
1.4
1.2
.01
0.1
1.0
10
  T
J
=125
Pulse Width
=300
uS
.01
1.0
10
0
40
60
0.1
20
TJ=100
100
120
140
80
TJ=25
25
0
5
0
COPPERPADS
(13mm x 13mm)
0.3
0.9
1.2
9.5mm
0.9
1.5
100
75
125
175
150
Resislive or
Inductive Load
PCB
0
1
10
100
10
20
30
40
5
0
8.3m s Single Half Sine Wave
TJ=125
W005---W10
NUMBER OF CYCLES AT 60HZ
CASE
TEMPERATURE,
FIG.3 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.4 -- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
FIG.1 -- PEAK FORWARD SURGE CURRENT
FIG.2 -- FORWARD DERATING CURVE
www.diode.kr
Diode Semiconductor Korea



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com