công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DF10S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Formosa MS

tên linh kiện DF10S
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Bridge Rectifier
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

DF10S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Formosa MS

  DF10S Datasheet HTML 1Page - Formosa MS DF10S Datasheet HTML 2Page - Formosa MS DF10S Datasheet HTML 3Page - Formosa MS DF10S Datasheet HTML 4Page - Formosa MS DF10S Datasheet HTML 5Page - Formosa MS DF10S Datasheet HTML 6Page - Formosa MS DF10S Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Packing information
Page 5
P0
P1
E
d
F
W
P
A
D
D1
D2
W1
Item
Tolerance
DFS
Carrier width
Carrier length
Carrier depth
Sprocket hole
13" Reel outside diameter
7" Reel outside diameter
13" Reel inner diameter
7" Reel inner diameter
Feed hole diameter
Sprocket hole position
Punch hole position
Punch hole pitch
Sprocket hole pitch
Embossment center
Reel width
Overall tape thickness
Tape width
P0
P1
E
B
C
d
F
T
W
P
A
D
D
D1
D1
D2
W1
Symbol
0.1
0.1
0.1
min
min
0.5
0.1
0.3
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
2.0
unit:mm
1.50
330.00
-
50.00
-
13.00
1.75
7.50
12.00
4.00
2.00
0.30
16.00
22.00
Note:Devices are packed in accor dance with EIA standar RS-481-A and specifications listed above.
8.64
10.41
3.50
Formosa MS
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
SMD Bridge Rectifier
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DF005S THRU DF10S
B
C
T
+
–
DS-241132
2008/02/10
2013/06/10
C
7
~
~



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com