công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N7002KW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Formosa MS

tên linh kiện 2N7002KW
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel SMD MOSFET ESD Protection
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

2N7002KW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Formosa MS

  2N7002KW Datasheet HTML 1Page - Formosa MS 2N7002KW Datasheet HTML 2Page - Formosa MS 2N7002KW Datasheet HTML 3Page - Formosa MS 2N7002KW Datasheet HTML 4Page - Formosa MS 2N7002KW Datasheet HTML 5Page - Formosa MS 2N7002KW Datasheet HTML 6Page - Formosa MS 2N7002KW Datasheet HTML 7Page - Formosa MS 2N7002KW Datasheet HTML 8Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Package outline
Page 2
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
Features
R
=3.0Ω, V
=10V, @60V/0.50A
DS(ON)
GS
R
=4.0Ω, V
=4.5V, @60V/0.20A
DS(ON)
GS
• ESD production 2kV (Human body mode)
Advanced trench process technology.
High density cell design for ultra low on-resistance.
Specially designed for battery operated system,
solid-state relays drivers, relays, displays, lamps,
solenoids, memories, etc.
In compliance with EU RoHS 2002/95/EC directives.
• Suffix "-H" indicates Halogen-free part, ex. 2N7002ΚW-H.
•
•
•
•
•
•
Mechanical data
Epoxy:UL94-V0 rated flame retardant
• Case : Molded plastic, SOT-323
• Terminals : Solder plated, solderable per
MIL-STD-750, Method 2026
• Mounting Position : Any
• Weight : Approximated 0.006 gram
•
60V N-Channel Enhancement
Mode MOSFET - ESD Protection
PARAMETER
Drain-source voltage
Drain-gate voltage(G
= 1.0MΩ)
RS
Drain to current-continue
Total power dissipation
Gate to source voltage-continue
Operation junction temperature range
Symbol
V
DSS
V
DGR
P
D
T
J
R
θ
JA
MIN.
-55
TYP.
MAX.
60
60
120
+150
625
UNIT
V
V
o
C
o
C/W
o
M
aximum ratings (AT T =25 C unless otherwise noted)
A
V
GS
I
D
200
±20
±115
V
mA
mW
Thermal resistance junction to ambient
-pulsed
I
DM
800
2N7002KW
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
O
Derate above 25 C
O
Derate above 75 C
SOT-323
Dimensions in inches and (millimeters)
0.032 (0.80)
0.040 (1.00)
0.054 (1.35)
0.046 (1.15)
0.096 (2.40)
0.080 (2.00)
0.017 (0.42)Min.
(A)
(B)
(C)
DS-251127
2009/07/10
2012/02/02
B
8
Storage temperature range
T
STG
-55
+150
o
C
N-Channel SMD MOSFET ESD Protection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com