công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10TTS08 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện 10TTS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  PHASE CONTROL SCR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

10TTS08 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

  10TTS08 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier 10TTS08 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier 10TTS08 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier 10TTS08 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier 10TTS08 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier 10TTS08 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier 10TTS08 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
6
10TTS08
SAFEIR Series
Preliminary Data Sheet I2143 11/97
Outline Table
Dimensionsinmillimeters(andinches)
3.78 (0.15)
3.54 (0.14)
10.54 (0.41)
MAX.
DIA.
15.24 (0.60)
14.84 (0.58)
2.92 (0.11)
2.54 (0.10)
1
TERM 2
14.09 (0.55)
13.47 (0.53)
3.96 (0.16)
3.55 (0.14)
0.94 (0.04)
0.69 (0.03)
4.57 (0.18)
4.32 (0.17)
3
0.61 (0.02) MAX.
5.08 (0.20) REF.
1.32 (0.05)
1.22 (0.05)
6.48 (0.25)
6.23 (0.24)
2°
0.10 (0.004)
1.40 (0.05)
1.15 (0.04)
2.89 (0.11)
2.84 (0.10)
1
3
2.04 (0.080) MAX.
2
2
2
10
T
T
S
08
Device Code
1
5
24
3
1
-
Current Rating
2
-
Circuit Configuration:
T = Single Thyristor
3
-
Package:
T = TO-220AC
4
-
Type of Silicon:
S = Converter Grade
5
-
Voltage code: Code x 100 = V
RRM
Ordering Information Table
(G) 3
2
(A)
1 (K)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com