công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UCC2918DP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UCC2918DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW ON-RESISTANCE HOT SWAP POWER MANAGER
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UCC2918DP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UCC2918DP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UCC2918DP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
UCC2918/81510
LOW ONRESISTANCE HOT SWAP POWER MANAGER
SLUS457C − JULY 2000 - REVISED APRIL 2001
3
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
electrical characteristics at TA = −40°C to 85°C, VIN = 5 V, RIMAX = 42.2 kΩ, RIFAULT = 52.3 kΩ,
SHTDWN = 2.4 V, CT = 0.1 µF, TA = TJ (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Supply Section
Voltage input range, VIN
3
5
6
V
VDD supply current
No load
1
2
mA
Sleep mode current
SHTDWN = 0.2 V
0.5
5
µA
Output Section
IOUT = 1 A to 4 A,
VIN = 5 V,
TA = 25°C
0.075
0.095
Ω
RDS(on)
IOUT = 1 A to 4 A,
VIN = 3 V,
TA = 25°C
0.09
0.116
Ω
RDS(on)
IOUT = 1 A to 4 A,
VIN = 5 V
0.075
0.125
Ω
IOUT = 1 A to 4 A,
VIN = 3 V
0.09
0.154
Ω
Reverse leakage current
SHTDWN = 0 V,
VIN = 0 V
VOUT = 5 V
20
µA
Initial start-up time
See Note 1
100
µs
Thermal shutdown
See Note 1
170
_C
Thermal hysteresis
See Note 1
10
_C
Output leakage
SHTDWN = 0.2 V
20
µA
RIFAULT = 105 kΩ
0.75
1
1.25
A
Trip current
RIFAULT = 52.3 kΩ
1.7
2
2.3
A
Trip current
RIFAULT = 34.8 kΩ
2.5
3
3.5
A
RIFAULT = 25.5 kΩ
3.3
4
4.7
A
RIMAX = 118 kΩ
0.3
1
1.7
A
RIMAX = 60.4 kΩ
1
2
3
A
Maximum output current
RIMAX = 42.2 kΩ
2
3
4
A
Maximum output current
RIMAX = 33.2 kΩ
2.5
3.8
5.1
A
RIMAX = 27.4 kΩ
3.0
4.6
6.2
A
Fault Section
CT charge current
VCT = 1 V
−50
−36
−22
µA
CT discharge current
VCT = 1 V
0.5
1.2
2.0
µA
Output duty cycle
VOUT = 0 V
1.5
3
6
%
CT fault threshold
0.8
1.3
1.8
V
CT reset threshold
0.25
0.5
0.75
V
Shutdown Section
Shutdown threshold
1.1
1.5
2.0
V
Shutdown hysteresis
100
mV
Input low current
SHTDWN = 0 V
−500
0
500
nA
Input high current
SHTDWN = 2 V
−2
−1
−0.5
µA
Open Drain Fault Output Section
High level output current
1
µA
Low level output voltage
IOUT = 1 mA
0.4
0.9
V
NOTE 1: Ensured by design. Not production tested.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com