công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2773CDGS bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2773CDGS
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF 2.7-V HIGH-SLEW-RATE RAIL-TO-RAIL OUTPUT
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV2773CDGS bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2773CDGS Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 74 page
background image
TLV277x, TLV277xA
FAMILY OF 2.7V HIGHSLEW RATE RAILTORAIL OUTPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
SLOS209G − JANUARY 1998 − REVISED FEBRUARY 2004
22
WWW.TI.COM
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 13
THD = 5%
RL = 600 Ω
TA = 25°C
MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
FREQUENCY
3
2
1
0
2.5
1.5
0.5
100
f − Frequency − kHz
1000
10000
VDD = 5 V
VDD = 2.7 V
5
4
4.5
3.5
Figure 14
SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT
vs
SUPPLY VOLTAGE
30
0
−30
−60
24
5
VDD − Supply Voltage − V
3
45
15
−15
−45
6
60
7
VO = VDD /2
VIC = VDD /2
TA = 25°C
VID = −100 mV
VID = 100 mV
Figure 15
VDD = 5 V
VO = 2.5 V
SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
60
20
−20
−60
40
0
−40
−75
−50
−25
0
75
TA − Free-Air Temperature − °C
50
25
100
125
VID = −100 mV
VID = 100 mV
Figure 16
RL = 600 Ω
TA = 25°C
OUTPUT VOLTAGE
vs
DIFFERENTIAL INPUT VOLTAGE
4
2
0
5
3
1
−1000 −750 −500
−250
500
VID − Differential Input Voltage − µV
250
0
750
1000
VDD = 2.7 V
VDD = 5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com