công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPC660IMX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LPC660IMX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LPC660 Low Power CMOS Quad Operational Amplifier
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LPC660IMX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LPC660IMX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
LPC660
SNOS554D – MAY 1998 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics
VS = ±7.5V, TA = 25°C unless otherwise specified
Supply Current
Input Bias Current
vs.
vs.
Supply Voltage
Temperature
Figure 2.
Figure 3.
Common-Mode Voltage Range
vs.
Temperature
Output Characteristics Current Sinking
Figure 4.
Figure 5.
Input Voltage Noise
vs.
Output Characteristics Current Sourcing
Frequency
Figure 6.
Figure 7.
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1998–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LPC660



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com