công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF29 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SF29
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER FAST RECTIFIER DIODES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SF29 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SF29 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SF29 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 of 2
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( SF21 - SF29 )
FIG.1 - REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM
+
NOTES : 1. Rise Time = 7 ns max., Input Impedance = 1 megaohm, 22 pF.
2. Rise time = 10 ns max., Source Impedance = 50 ohms.
3. All Resistors = Non-inductive Types.
FIG.2 - DERATING CURVE FOR OUTPUT
FIG.3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
RECTIFIED CURRENT
FORWARD SURGE CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
1
2
4
6
10
20
40
60 100
AMBIENT TEMPERATURE, (
°C)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.4 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG.5 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
SF21 - SF24
60Hz RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
2.0
1.5
1.0
0.5
2.5
100
100
10
60
0
75
0
45
30
15
0.1
10
80
0.01
0.1
1.0
1
100
140
0
20
40
60
120
PERCENT OF RATED REVERSE
VOLTAGE, (%)
TJ = 25
°C
TJ = 100
°C
TJ = 25
°C
Pulse Width = 300
µs
2% Duty Cycle
8.3 ms SINGLE HALF SINE WAVE
Ta = 50
°C
+ 0.5 A
0
- 0.25 A
- 1.0 A
Trr
1 cm
SET TIME BASE FOR 15 ns/cm
SF25 - SF27
50 Vdc
(approx)
OSCILLOSCOPE
( NOTE 1 )
1
Ω
50
Ω
10
Ω
D.U.T.
PULSE
GENERATOR
( NOTE 2 )
FORWARD VOLTAGE, VOLTS
SF28 - SF29
www.sunmate.tw



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com