công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST103018 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST103018
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST103018 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST103018 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
100SP1T4B9VS3REH
1.5:1
7/12/2011
ST103018
B
BMA
1
1
POS. 1
POS. 3
P.C. MOUNTING
A
20058
NEW PART RELEASE
07/12/11
BMA
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4 (VA) Max. @20V Max. (AC or DC)
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T100000 - HEXNUT - QTY 2
T100011 - LOCKWASHER - QTY 1
T100002 - LOCKRING - QTY 1
T100016 - O-RING - QTY 1
11.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
POS. 1
POS. 3
SWITCH FUNCTION
ON
ON
2-3
2-1
2
13
CIRCUIT: SPDT
1
2
3
3
16.26
[.640 in]
8.13
[.320 in]
15.75
[.620 in]
3.18
[.125 in]
1.27
[.050 in]
.76
[.030 in]
4.70
[.185 in]
.51
[.020 in]
15.86
[.624 in]
4.70
[.185 in]
16.00
[.630 in]
25.0°
1/4-40 UNS-2A
E-SWITCH MARKING
ON OTHER SIDE
n1.85
[.073 in]
4.70
[.185 in]
1.59
[.063 in]
15.75
[.620 in]
n11.81
[.465 in]
FLAT
7.52
[.296 in]
1.44
[.057 in]
.51
[.020 in]
3.30
[.130 in]
n
8.13
[.320 in]
B
20076
UPDATE ACTUATOR HEIGHT
08/02/11
BMA
B


Số phần tương tự - ST103018

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST103010 E-SWITCH-ST103010 Datasheet
123Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST103013 E-SWITCH-ST103013 Datasheet
127Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST103014 E-SWITCH-ST103014 Datasheet
124Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST103015 E-SWITCH-ST103015 Datasheet
122Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST103016 E-SWITCH-ST103016 Datasheet
119Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST103018

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700103 E-SWITCH-T700103 Datasheet
30Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T800300 E-SWITCH-T800300 Datasheet
66Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T800501 E-SWITCH-T800501 Datasheet
41Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T811002 E-SWITCH-T811002 Datasheet
76Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
XR0106P E-SWITCH-XR0106P Datasheet
35Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
XR0108P E-SWITCH-XR0108P Datasheet
33Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401006 E-SWITCH-B401006 Datasheet
203Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com