công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2953AIM/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP2953AIM/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP295x Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulators
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LP2953AIM/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LP2953AIM/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 41 page
background image
LP2952-N, LP2952A, LP2953, LP2953A
SNVS095F – MAY 2004 – REVISED MARCH 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified: VIN = 6 V, IOUT = 1 mA, COUT = 2.2 μF, VSD = 3 V, TA = 25°C, VOUT = 5 V.
Figure 7. Ripple Rejection
Figure 8. Ripple Rejection
Figure 10. Line Transient Response
Figure 9. Ripple Rejection
Figure 11. Line Transient Response
Figure 12. Output Impedance
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LP2952-N LP2952A LP2953 LP2953A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com