công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC080ID bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC080ID
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF WIDE-BANDWIDTH HIGH-OUTPUT-DRIVE SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC080ID bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button TLC080ID Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TLC080ID Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 53 page
background image
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
PAD
TLC082CDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TLC082IDGNR
MSOP-
Power
PAD
DGN
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
TLC082IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TLC083CDGQR
MSOP-
Power
PAD
DGQ
10
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
TLC083CDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TLC084AIDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TLC084AIPWPR
HTSSOP
PWP
20
2000
330.0
16.4
6.95
7.1
1.6
8.0
16.0
Q1
TLC084CDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TLC084CPWPR
HTSSOP
PWP
20
2000
330.0
16.4
6.95
7.1
1.6
8.0
16.0
Q1
TLC084IDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TLC084IPWPR
HTSSOP
PWP
20
2000
330.0
16.4
6.95
7.1
1.6
8.0
16.0
Q1
TLC085AIDR
SOIC
D
16
2500
330.0
16.4
6.5
10.3
2.1
8.0
16.0
Q1
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
TLC080AIDR
SOIC
D
8
2500
340.5
338.1
20.6
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
5-Jul-2013
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com