công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1431QLPR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL1431QLPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL1431QLPR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button TL1431QLPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TL1431QLPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 32 page
background image
V(BATT)
R1
RCL 0.1%
TL1431
I
O +
V
I(ref)
R
CL
) IKA
IO
R1 +
V
(BATT)
I
O
h
FE
) IKA
V(BATT)
TL1431
IO
RS
0.1%
I
O +
V
I(ref)
R
S
TL1431
12 V
680
Ω
2 k
Ω
R
Off
On
C
Delay + R
C
I
I
12 V
(12 V) * V
I(ref)
V(BATT)
R3
R4
R1A
R2A
R1B
R2B
TL1431
Low Limit + 1 )
R1B
R2B
V
I(ref)
High Limit + 1 )
R1A
R2A
V
I(ref)
LED on When
Low Limit < V(BATT) < High Limit
TL1431
+
−
TL1431
12 V
6.8 k
Ω
5 V +0.5%
10 k
Ω
10 k
Ω
0.1%
10 k
Ω
0.1%
VCC
X
Not
Used
TL598
Feedback
TL1431
SLVS062M – DECEMBER 1991 – REVISED APRIL 2012
www.ti.com
Figure 24. PWM Converter With 0.5% Reference
A.
Select R3 and R4 to provide the desired LED intensity and cathode current
≥1 mA to the TL1431.
Figure 25. Voltage Monitor
Figure 26. Delay Timer
Figure 27. Precision Current Limiter
Figure 28. Precision Constant-Current Sink
14
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1991–2012, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TL1431



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com