công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C75AF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện BZX85C75AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

BZX85C75AF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  BZX85C75AF Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD BZX85C75AF Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1 of 2
Complete Voltage Range 2.4 to 200 Volts
VOLTAGE RANGE: 2.4 - 200V
BZX85C2V4AF - BZX85C200AF
POWER: 1.3Wa t t s
Rating
Symbol
Value
Unit
DC Power Dissipation at TL = 50
°C (Note1)
PD
1.3
Watts
Maximum Forward Voltage at IF = 200 mA
VF
1.0
Volts
Maximum Thermal Resistance Junction to Ambient Air (Note2)
RθJA
130
K / W
Junction Temperature Range
TJ
- 55 to + 175
°C
Storage Temperature Range
Ts
- 55 to + 175
°C
Note :
(1) TL = Lead temperature at 3/8 " (9.5mm) from body
(2) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case.
Features
!
!
!
!
High peak reverse power dissipation
High reliability
Low leakage current
www.sunmate.tw
0
25
50
75
100
125
150
175
TL, LEAD TEMPERATURE (°C)
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
L = 3/8" (9.5mm)
Fig. 1 POWER TEMPERATURE DERATING CURVE
!
!
!
!
!
Mechanical Data
!
!
per MIL-STD-750, Method 2026
!
!
!
Polarity:Color band denotes cathode end
Mounting Position:Any
Weight:0.0018 ounce, 0.064 grams
Case: SMAF,Molded Plastic
Terminals: Solder Plated, Solderable
0.65
0.67
0.63
1.40
1.42
1.38
1.00
1.03
0.097
2.60
2.63
2.57
3.70
3.72
3.68
4.75
4.85 4.80
SMAF
A
E
L
B
C
E
H
D
0.15
0.17
0.13
E
D
A
Dim
Min
Max
Typ
B
C
H
L
All Dimensions in mm
Maximum Ratings TA = 25°C unless otherwise specified
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES


Số phần tương tự - BZX85C75AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX85C75 VISHAY-BZX85C75 Datasheet
58Kb / 5P
Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
01-Apr-99
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX85C75 EIC-BZX85C75 Datasheet
18Kb / 2P
SILICON ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX85C75 GOOD-ARK-BZX85C75 Datasheet
129Kb / 3P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX85C75 TSC-BZX85C75 Datasheet
150Kb / 5P
Voltage Range 2.4 to 212 Volts 1.3Watts Power Dissipation
logo
Vishay Siliconix
BZX85C75 VISHAY-BZX85C75 Datasheet
158Kb / 7P
Zener Diodes
31-May-07
More results

Mô tả tương tự - BZX85C75AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
BZX84B2V4 PANJIT-BZX84B2V4 Datasheet
114Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W_09 Datasheet
143Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW_10 Datasheet
121Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMBZ5229AW PANJIT-MMBZ5229AW_09 Datasheet
127Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ4687-V PANJIT-MMSZ4687-V_10 Datasheet
77Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
PZ6.2B PANJIT-PZ6.2B Datasheet
90Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
MM5Z2V4 SUNMATE-MM5Z2V4_16 Datasheet
381Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ252H SUNMATE-SZ252H_15 Datasheet
561Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
ZPX3.0 SUNMATE-ZPX3.0 Datasheet
522Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com